| データシートサーチシステム |
|
STM32F405RG データシート(PDF) 45 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405RG データシート(HTML) 45 Page - STMicroelectronics |
|
45 / 154 page ![]() STM32F405xx, STM32F407xx Pinouts and pin description Doc ID 022152 Rev 1 45/154 -- 52 N8 62 VDD VDD - - 53 N6 63 PF13 FT PF13 FSMC_A7 - - 54 R7 64 PF14 FT PF14 FSMC_A8 - - 55 P7 65 PF15 FT PF15 FSMC_A9 - - 56 N7 66 PG0 FT PG0 FSMC_A10 - - 57 M7 67 PG1 FT PG1 FSMC_A11 - 38 58 R8 68 PE7 FT PE7 FSMC_D4/TIM1_ETR - 39 59 P8 69 PE8 FT PE8 FSMC_D5/ TIM1_CH1N - 40 60 P9 70 PE9 FT PE9 FSMC_D6/TIM1_CH1 -- 61 M9 71 VSS VSS -- 62 N9 72 VDD VDD - 41 63 R9 73 PE10 FT PE10 FSMC_D7/TIM1_CH2N - 42 64 P10 74 PE11 FT PE11 FSMC_D8/TIM1_CH2 - 43 65 R10 75 PE12 FT PE12 FSMC_D9/TIM1_CH3N - 44 66 N11 76 PE13 FT PE13 FSMC_D10/TIM1_CH3 - 45 67 P11 77 PE14 FT PE14 FSMC_D11/TIM1_CH4 - 46 68 R11 78 PE15 FT PE15 FSMC_D12/TIM1_BKIN 29 47 69 R12 79 PB10 FT PB10 SPI2_SCK / I2S2_CK / I2C2_SCL/ USART3_TX / OTG_HS_ULPI_D3 / ETH_MII_RX_ER / OTG_HS_SCL / TIM2_CH3 30 48 70 R13 80 PB11 FT PB11 I2C2_SDA/USART3_RX/ OTG_HS_ULPI_D4 / ETH_RMII_TX_EN/ ETH_MII_TX_EN / OTG_HS_SDA / TIM2_CH4 31 49 71 M10 81 VCAP_1 VCAP_1 32 50 72 N10 82 VDD VDD - - - M11 83 PH6 FT PH6 I2C2_SMBA / TIM12_CH1 / ETH_MII_RXD2 -- - N12 84 PH7 FT PH7 I2C3_SCL / ETH_MII_RXD3 - - - M12 85 PH8 FT PH8 I2C3_SDA / DCMI_HSYNC - - - M13 86 PH9 FT PH9 I2C3_SMBA / TIM12_CH2/ DCMI_D0 - - - L13 87 PH10 FT PH10 TIM5_CH1_ETR / DCMI_D1 - - - L12 88 PH11 FT PH11 TIM5_CH2 / DCMI_D2 - - - K12 89 PH12 FT PH12 TIM5_CH3 / DCMI_D3 -- - H12 90 VSS VSS -- - J12 91 VDD VDD 33 51 73 P12 92 PB12 FT PB12 SPI2_NSS / I2S2_WS / I2C2_SMBA/ USART3_CK/ TIM1_BKIN / CAN2_RX / OTG_HS_ULPI_D5/ ETH_RMII_TXD0 / ETH_MII_TXD0/ OTG_HS_ID 34 52 74 P13 93 PB13 FT PB13 SPI2_SCK / I2S2_CK / USART3_CTS/ TIM1_CH1N /CAN2_TX / OTG_HS_ULPI_D6 / ETH_RMII_TXD1 / ETH_MII_TXD1/ OTG_HS_VBUS Table 5. STM32F40x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name Function(1) after reset Alternate functions(2) |