| データシートサーチシステム |
|
SPC564BXX データシート(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC564BXX データシート(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 118 page ![]() SPC564Bxx - SPC56ECxx Package pinouts and signal descriptions Doc ID 17478 Rev 4 27/118 PD[2] PCR[50] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPI[50] — — — ADC0_P[6] ADC1_P[6] SIUL — — — ADC_0 ADC_1 I — — — I I I Tristate 79 95 N11 PD[3] PCR[51] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPI[51] — — — ADC0_P[7] ADC1_P[7] SIUL — — — ADC_0 ADC_1 I — — — I I I Tristate 80 96 R13 PD[4] PCR[52] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPI[52] — — — ADC0_P[8] ADC1_P[8] SIUL — — — ADC_0 ADC_1 I — — — I I I Tristate 81 97 P12 PD[5] PCR[53] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPI[53] — — — ADC0_P[9] ADC1_P[9] SIUL — — — ADC_0 ADC_1 I — — — I I ITristate 82 98 T14 PD[6] PCR[54] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPI[54] — — — ADC0_P[10] ADC1_P[10] SIUL — — — ADC_0 ADC_1 I — — — I I I Tristate 83 99 R14 PD[7] PCR[55] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPI[55] — — — ADC0_P[11] ADC1_P[11] SIUL — — — ADC_0 ADC_1 I — — — I I I Tristate 84 100 P13 Table 5. Functional port pin descriptions (continued) Port pin PCR Function Pin number |