| データシートサーチシステム |
|
SPC564BXX データシート(PDF) 45 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC564BXX データシート(HTML) 45 Page - STMicroelectronics |
|
45 / 118 page ![]() SPC564Bxx - SPC56ECxx Package pinouts and signal descriptions Doc ID 17478 Rev 4 45/118 PL[8] PCR[184] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[184] — — — EVTI SIUL — — — Nexus I/O — — — I S Pull-up — — M9 PL[9] PCR[185] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[185] — MSEO0 — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — M10 PL[10] PCR[186] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[186] — MCKO — SIUL — Nexus — I/O — O — F/S Tristate — — M11 PL[11] PCR[187] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[187] — MSEO1 — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — M12 PL[12] PCR[188] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[188] — EVTO — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — F11 PL[13] PCR[189] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[189] — MDO6 — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — F10 PL[14] PCR[190] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[190] — MDO7 — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — E12 PL[15] PCR[191] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[191] — MDO8 — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — E11 PM[0] PCR[192] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[192] — MDO9 — SIUL — Nexus — I/O — O — M/S Tristate — — E10 Table 5. Functional port pin descriptions (continued) Port pin PCR Function Pin number |