データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

THV3056 データシート(PDF) 21 Page - THine Electronics, Inc.

部品番号 THV3056
部品情報  3ch Buck/Boost 2ch CP 1ch HVLDO 1ch LVLDO Controller
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  THINE [THine Electronics, Inc.]
ホームページ  http://www.thine.co.jp/index_e.html
Logo THINE - THine Electronics, Inc.

THV3056 データシート(HTML) 21 Page - THine Electronics, Inc.

Back Button THV3056 Datasheet HTML 17Page - THine Electronics, Inc. THV3056 Datasheet HTML 18Page - THine Electronics, Inc. THV3056 Datasheet HTML 19Page - THine Electronics, Inc. THV3056 Datasheet HTML 20Page - THine Electronics, Inc. THV3056 Datasheet HTML 21Page - THine Electronics, Inc. THV3056 Datasheet HTML 22Page - THine Electronics, Inc. THV3056 Datasheet HTML 23Page - THine Electronics, Inc. THV3056 Datasheet HTML 24Page - THine Electronics, Inc. THV3056 Datasheet HTML 25Page - THine Electronics, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 32 page
background image
THV3056_Rev.2.00_E
21/32
THine Electronics, Inc.
Copyright©2010 THine Electronics, Inc.
Figure 10. SCP Operation Waveform
+
-
Error AMP
LATCH
VREF
SS
+
-
1.58V
SCP Reset
+
-
1.2V
1μA
SCP
MaxDuty-Detector
Vout
Cscp
Figure 9. SCP Circuit
SS
Vo
Switching
SCP
1.2V
1.2V
Operating
Stop
Timer Latch Operation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com