データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM25V02 データシート(PDF) 14 Page - Cypress Semiconductor

部品番号 FM25V02
部品情報  256Kb Serial 3V F-RAM Memory
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
ホームページ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

FM25V02 データシート(HTML) 14 Page - Cypress Semiconductor

Back Button FM25V02 Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 14Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 15Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 16Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 17Page - Cypress Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 17 page
background image
FM25V02 - 256Kb SPI FRAM
Rev. 3.0
Jan. 2012
Page 14 of 17
/HOLD Timing
S
C
Q
HOLD
tHS
tHH
tHZ
tLZ
tHS
tHH
Power Cycle Timing
VDD min.
VDD
S
tVR
tPD
tPU
tVF
Power Cycle & Sleep Timing (TA = -40 C to + 85 C, VDD = 2.0V to 3.6V, unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
Min
Max
Units
Notes
tVR
VDD Rise Time
50
-
s/V
1,2
tVF
VDD Fall Time
100
-
s/V
1,2
tPU
Power Up (VDD min) to First Access (/S low)
250
-
s
tPD
Last Access (/S high) to Power Down (VDD min)
0
-
s
tREC
Recovery Time from Sleep Mode
-
400
s
Notes
1.
This parameter is characterized and not 100% tested.
2.
Slope measured at any point on VDD waveform.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com