データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM25V02 データシート(PDF) 15 Page - Cypress Semiconductor

部品番号 FM25V02
部品情報  256Kb Serial 3V F-RAM Memory
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
ホームページ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

FM25V02 データシート(HTML) 15 Page - Cypress Semiconductor

Back Button FM25V02 Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 14Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 15Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 16Page - Cypress Semiconductor FM25V02 Datasheet HTML 17Page - Cypress Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 17 page
background image
FM25V02 - 256Kb SPI FRAM
Rev. 3.0
Jan. 2012
Page 15 of 17
Mechanical Drawing
8-pin SOIC (JEDEC MS-012 variation AA)
Pin 1
3.90 ±0.10
6.00 ±0.20
4.90 ±0.10
0.10
0.25
1.35
1.75
0.33
0.51
1.27
0.10 mm
0.25
0.50
45
0.40
1.27
0.19
0.25
0
- 8
Recommended PCB Footprint
7.70
0.65
1.27
2.00
3.70
Refer to JEDEC MS-012 for complete dimensions and notes.
All dimensions in millimeters.
SOIC Package Marking Scheme
Legend:
XXXXX= part number, P=package type
R=rev code, LLLLLLL= lot code
RIC=Ramtron Int’l Corp, YY=year, WW=work week
Examples: FM25V02, “Green”/RoHS SOIC package,
Rev. A, Lot 9646447, Year 2010, Work Week 11
Without S/N feature
With S/N feature
FM25V02-G
FM25VN02-G
A9646447
A9646447
RIC1011
RIC1011
XXXXXX-P
RLLLLLLL
RICYYWW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com