| データシートサーチシステム |
|
41594B データシート(PDF) 6 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
41594B データシート(HTML) 6 Page - Microchip Technology |
|
6 / 372 page ![]() TABLE 1: 14-PIN ALLOCATION TABLE (PIC12LF1840T48A) RF RA0 13 AN0 DACOUT CPS0 C1IN+ — — P1B(1) TX(1) CK(1) SDO(1) SS(1) IOC MDOUT Y ICSPDAT ICDDAT — RA1 12 AN1 VREF CPS1 C1IN0- SRI — — RX(1) DT(1) SCL SCK IOC MDMIN Y ICSPCLK — RA2 11 AN2 — CPS2 C1OUT SRQ T0CKI CCP1(1) P1A(1) FLT0 — SDA SDI INT IOC MDCIN1 Y — — RA3 4 — — — — — T1G(1) — — SS(1) IOC — Y MCLR VPP — RA4 3 AN3 — CPS3 C1IN1- — T1G(1) T1OSO P1B(1) TX(1) CK(1) SDO(1) IOC MDCIN2 Y OSC2 CLKOUT — RA5 2 — — — — SRNQ(1) T1CKI T1OSI CCP1(1) P1A(1) RX(1) DT(1) — IOC — Y OSC1 CLKIN — VDD 1 — — — — — — — — — — — — VDD — VSS 14 — — — — — — — — — — — — VSS — CTRL 6 — — — — — — — — — — — — — CTRL RFOUT 7 — — — — — — — — — — — — — RFOUT DATA 9 — — — — — — — — — — — — — DATA XTAL 10 — — — — — — — — — — — — — XTAL VDDRF 5 — — — — — — — — — — — — — VDD VSSRF 8 — — — — — — — — — — — — — VSS Note 1: Pin function is selectable via the APFCON register. |