| データシートサーチシステム |
|
STM32F107VC データシート(PDF) 26 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F107VC データシート(HTML) 26 Page - STMicroelectronics |
|
26 / 103 page ![]() Pinouts and pin description STM32F105xx, STM32F107xx 26/104 Doc ID 15274 Rev 6 Table 5. Pin definitions Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap A3 - 1 PE2 I/O FT PE2 TRACECK B3 - 2 PE3 I/O FT PE3 TRACED0 C3 - 3 PE4 I/O FT PE4 TRACED1 D3 - 4 PE5 I/O FT PE5 TRACED2 E3 - 5 PE6 I/O FT PE6 TRACED3 B2 1 6 VBAT SVBAT A2 2 7 PC13-TAMPER- RTC(5) I/O PC13(6) TAMPER-RTC A1 3 8 PC14- OSC32_IN(5) I/O PC14(6) OSC32_IN B1 4 9 PC15- OSC32_OUT(5) I/O PC15(6) OSC32_OUT C2 - 10 VSS_5 SVSS_5 D2 - 11 VDD_5 SVDD_5 C1 5 12 OSC_IN I OSC_IN D1 6 13 OSC_OUT O OSC_OUT E1 7 14 NRST I/O NRST F1 8 15 PC0 I/O PC0 ADC12_IN10 F2 9 16 PC1 I/O PC1 ADC12_IN11/ ETH_MII_MDC/ ETH_RMII_MDC E2 10 17 PC2 I/O PC2 ADC12_IN12/ ETH_MII_TXD2 F3 11 18 PC3 I/O PC3 ADC12_IN13/ ETH_MII_TX_CLK G1 12 19 VSSA SVSSA H1 - 20 VREF- SVREF- J1 - 21 VREF+ SVREF+ K1 13 22 VDDA SVDDA G2 14 23 PA0-WKUP I/O PA0 WKUP/USART2_CTS(7) ADC12_IN0/TIM2_CH1_ETR TIM5_CH1/ ETH_MII_CRS_WKUP H2 15 24 PA1 I/O PA1 USART2_RTS(7)/ ADC12_IN1/ TIM5_CH2 /TIM2_CH2(7)/ ETH_MII_RX_CLK/ ETH_RMII_REF_CLK |