| データシートサーチシステム |
|
STM32F405RG データシート(PDF) 56 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405RG データシート(HTML) 56 Page - STMicroelectronics |
|
56 / 185 page ![]() Pinouts and pin description STM32F405xx, STM32F407xx 56/185 DocID022152 Rev 4 - E8 - 130 D7 158 VSS S - F7 - 131 C7 159 VDD S - - - 132 B7 160 PG15 I/O FT USART6_CTS / DCMI_D13/ EVENTOUT 55 B6 89 133 A10 161 PB3 (JTDO/ TRACESWO) I/O FT JTDO/ TRACESWO/ SPI3_SCK / I2S3_CK / TIM2_CH2 / SPI1_SCK/ EVENTOUT 56 A6 90 134 A9 162 PB4 (NJTRST) I/O FT NJTRST/ SPI3_MISO / TIM3_CH1 / SPI1_MISO / I2S3ext_SD/ EVENTOUT 57 D7 91 135 A6 163 PB5 I/O FT I2C1_SMBA/ CAN2_RX / OTG_HS_ULPI_D7 / ETH_PPS_OUT/TIM3_CH 2 / SPI1_MOSI/ SPI3_MOSI / DCMI_D10 / I2S3_SD/ EVENTOUT 58 C7 92 136 B6 164 PB6 I/O FT I2C1_SCL/ TIM4_CH1 / CAN2_TX / DCMI_D5/USART1_TX/ EVENTOUT 59 B7 93 137 B5 165 PB7 I/O FT I2C1_SDA / FSMC_NL / DCMI_VSYNC / USART1_RX/ TIM4_CH2/ EVENTOUT 60 A7 94 138 D6 166 BOOT0 I B VPP 61 D8 95 139 A5 167 PB8 I/O FT TIM4_CH3/SDIO_D4/ TIM10_CH1 / DCMI_D6 / ETH_MII_TXD3 / I2C1_SCL/ CAN1_RX/ EVENTOUT 62 C8 96 140 B4 168 PB9 I/O FT SPI2_NSS/ I2S2_WS / TIM4_CH4/ TIM11_CH1/ SDIO_D5 / DCMI_D7 / I2C1_SDA / CAN1_TX/ EVENTOUT Table 7. STM32F40x pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |