| データシートサーチシステム |
|
STM32F405VG データシート(PDF) 66 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405VG データシート(HTML) 66 Page - STMicroelectronics |
|
66 / 185 page ![]() Port G PG0 FSMC_A10 EVENTOUT PG1 FSMC_A11 EVENTOUT PG2 FSMC_A12 EVENTOUT PG3 FSMC_A13 EVENTOUT PG4 FSMC_A14 EVENTOUT PG5 FSMC_A15 EVENTOUT PG6 FSMC_INT2 EVENTOUT PG7 USART6_CK FSMC_INT3 EVENTOUT PG8 USART6_ RTS ETH _PPS_OUT EVENTOUT PG9 USART6_RX FSMC_NE2/ FSMC_NCE3 EVENTOUT PG10 FSMC_ NCE4_1/ FSMC_NE3 EVENTOUT PG11 ETH _MII_TX_EN ETH _RMII_ TX_EN FSMC_NCE4_ 2 EVENTOUT PG12 USART6_ RTS FSMC_NE4 EVENTOUT PG13 UART6_CTS ETH _MII_TXD0 ETH _RMII_TXD0 FSMC_A24 EVENTOUT PG14 USART6_TX ETH _MII_TXD1 ETH _RMII_TXD1 FSMC_A25 EVENTOUT PG15 USART6_ CTS DCMI_D13 EVENTOUT Table 9. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/1 1 I2C1/2/3 SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2ext SPI3/I2Sext/ I2S3 USART1/2/3/ I2S3ext UART4/5/ USART6 CAN1/ CAN2/ TIM12/13/14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO/ OTG_FS DCMI |