| データシートサーチシステム |
|
STM32F405VG データシート(PDF) 68 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405VG データシート(HTML) 68 Page - STMicroelectronics |
|
68 / 185 page ![]() Port I PI0 TIM5_CH4 SPI2_NSS I2S2_WS DCMI_D13 EVENTOUT PI1 SPI2_SCK I2S2_CK DCMI_D8 EVENTOUT PI2 TIM8_CH4 SPI2_MISO I2S2ext_SD DCMI_D9 EVENTOUT PI3 TIM8_ETR SPI2_MOSI I2S2_SD DCMI_D10 EVENTOUT PI4 TIM8_BKIN DCMI_D5 EVENTOUT PI5 TIM8_CH1 DCMI_ VSYNC EVENTOUT PI6 TIM8_CH2 DCMI_D6 EVENTOUT PI7 TIM8_CH3 DCMI_D7 EVENTOUT PI8 EVENTOUT PI9 CAN1_RX EVENTOUT PI10 ETH _MII_RX_ER EVENTOUT PI11 OTG_HS_ULPI_ DIR EVENTOUT Table 9. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/1 1 I2C1/2/3 SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2ext SPI3/I2Sext/ I2S3 USART1/2/3/ I2S3ext UART4/5/ USART6 CAN1/ CAN2/ TIM12/13/14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO/ OTG_FS DCMI |