データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ACRMS02 データシート(PDF) 39 Page - Amphenol Corporation

部品番号 ACRMS02
部品情報  MS & 97B - Series
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
ホームページ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

ACRMS02 データシート(HTML) 39 Page - Amphenol Corporation

Back Button ACRMS02 Datasheet HTML 35Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 36Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 37Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 38Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 39Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 40Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 41Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 42Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 43Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 56 page
background image
35
69.00
72.00
72.00
83.00
87.00
89.00
89.00
92.00
95.00
97.00
97.00
SHELL
SIZE
A
-2A THREADS
10SL
14S
16S
16
18
20
22
24
28
32
36
7/8" - 20
1" 1/8-18 UNEF
1' 1/4-18 UNEF
1" 1/4- 18 UNEF
1" 3/8- 18 UNEF
1" 1/2- 18 UNEF
1" 5/8- 18 UNEF
1" 3/4- 18 UNS
2" - 18 UNS
2" 1/4- 16 UN
2" 1/2- 16 UN
UNEF
B
+0.0
-0.15
18.20
24.60
27.40
27.40
30..80
34.20
37.40
40.90
46.70
53.40
59.60
C
24.50
26.80
26.80
32.10
33.70
33.70
33.70
33.70
35.20
35.20
35.20
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
5.20
7.50
7.50
7.50
9.00
9.00
9.10
9.10
8.50
6.50
8.30
E
4.00
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
5.60
5.60
5.60
F
+-0.25
31.80
41.30
44.40
44.40
47.60
50.80
54.20
57.20
63.50
69.80
76.20
H
27.00
33.00
38.10
38.10
39.70
44.00
46.00
50.80
55.00
62.00
71.00
L
D
WALL THICKNESS
MIN
MAX
107TF
H
F
A
L
D
C
E
Jam Nut Receptacle with F type Strain Relief B/S with Environmental sealing Grommet
SHELL
SIZE
A
-2A THREADS
10SL
14S
16S
16
18
20
22
24
28
32
36
7/8" - 20
1" 1/8-18 UNEF
1' 1/4-18 UNEF
1" 1/4- 18 UNEF
1" 3/8- 18 UNEF
1" 1/2- 18 UNEF
1" 5/8- 18 UNEF
1" 3/4- 18 UNS
2" - 18 UNS
2" 1/4- 16 UN
2" 1/2- 16 UN
UNEF
B
+0.0
-0.15
18.20
24.60
27.40
27.40
30..80
34.20
37.40
40.90
46.70
53.40
59.60
C
24.50
26.80
26.80
32.10
33.70
33.70
33.70
33.70
35.20
35.20
35.20
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
5.20
7.50
7.50
7.50
9.00
9.00
9.10
9.10
8.50
6.50
8.30
E
4.00
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
5.60
5.60
5.60
F
+-0.25
31.80
41.30
44.40
44.40
47.60
50.80
54.20
57.20
63.50
69.80
76.20
H
27.00
33.00
38.10
38.10
39.70
44.00
46.00
50.80
55.00
62.00
71.00
L
52.00
58.00
58.00
68.00
76.00
80.00
80.00
82.00
84.00
85.00
85.00
D
WALL THICKNESS
MIN
MAX
107TA
L
A
F
C
E
D
H
Jam Nut Receptacle with A type Solid B/S
106M
L
‘A’
AFTER KNURLING
'A'
MAX.
22.80
29.20
32.00
32.00
36.50
39.90
43.10
46.60
53.40
60.10
66.30
56.00
56.00
58.00
66.00
74.00
74.00
77.00
77.00
78.00
78.00
90.00
M12X1.5
M16X1.5
M16X1.5
M16X1.5
M20X1.5
M25X1.5
M25X1.5
M32X1.5
M32X1.5
M36X1.5
M40X1.5
M
THD
'L'
MAX.
10SL
14s
16s
6
18
20
22
24
28
32
36
Shell
Size
Straight Plug with Metric threaded type B/S suitable for Metric Glands
SHELL
SIZE
10SL
12S
14S
16S
16
18
20
22
24
28
32
36
'A'
MAX.
'L'
MAX.
22.80
25.60
29.20
32.00
32.00
36.50
39.90
43.10
46.60
53.40
60.10
66.30
56.60
56.60
57.00
57.00
66.00
66.00
66.00
66.00
68.00
66.00
70.00
70.00
106SQ
L
‘A’
AFTER KNURLING
Straight Plug with SQ type Shielded B/S & Environmental sealing Grommet & Heat Shrinkable
option
Shellstyle



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com