データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ACRMS02 データシート(PDF) 13 Page - Amphenol Corporation

部品番号 ACRMS02
部品情報  MS & 97B - Series
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
ホームページ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

ACRMS02 データシート(HTML) 13 Page - Amphenol Corporation

Back Button ACRMS02 Datasheet HTML 9Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 10Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 11Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 12Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 13Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 14Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 15Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 16Page - Amphenol Corporation ACRMS02 Datasheet HTML 17Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 56 page
background image
Front face of pin insert or rear of socket insert illustrated
CONTACT LEGEND
16
12
8
4
0
Insert arrangement
Service rating
Number of contacts
Contact size
Premating contact
Insert arrangement
Service rating
Number of contacts
Contact size
Premating contact
Insert arrangement
Service rating
Number of contacts
Contact size
Premating contact
Insert arrangement
Service rating
Number of contacts
Contact size
Premating contact
A
B
C
D
E
F
N
M
J
K
G
H
P
R
S
T
L
20-29
A
17
16
G
A
B
C
D
E
F
G
H
J
T
Y
P
N
K
L
M
S
R
U
22-14
A
19
16
A
A
C
B
D
22-10
E
4
16
C
K
A
B
C
D
E
F
H
J
M
L
20-33
A
11
16
E
A
C
B
*22-6
D
2 1
8 16
B
A
B
E
D
C
22-12
D
2 3
8 16
A
A
B
C
22-2
D
3
8
A
22-9
E
3
12
A
A
B
C
22-13
E=D;A,B,C,D=A
4 1
12 16
E
A
B
E
D
C
22-5
D
2 4
12 16
D
A
F
E
B
C
D
*22-4
A
2 2
8 12
C
B
A
D
C
A
B
22-11
B
2
16
A
B
22-1
D
2
8
A
B
C
D
E
F
N
M
J
K
G
H
L
o
*20-30
Inst.
13
16
250 rotation
of 20-11
22-7
E
1
0
B
A
*22-8
E
2
12
*Not tooled up, can be tooled up on request. Contact Factory.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
20-27
A
14
16
M
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
100 rotation
of 20-11
0
_
*20-25
Inst.
13
16
A
B
C
D
20-24
A
2 2
8 16
A
M
L
K
U
N
B
P
V
T
J
C
R
S
H
G
D
E
F
20 A - 48
A
19
16
11
InsertArrangements



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com