| データシートサーチシステム |
|
MB6M データシート(PDF) 6 Page - Formosa MS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MB6M データシート(HTML) 6 Page - Formosa MS |
|
6 / 6 page ![]() 01235 789 9 9 8 ! " #$%#&1%&! '#% ()* ++5,-,--5.555/ 012 ++5,-,--5.5/3/ 4#'5%367 4 7 &&53841 3 93:; &3841 3 93:; &; #6 0123! /!<#= 83$93&; & 16'3 -!<#= 83$1>; = ; ? @!A; 2(3%3$1 5$393:3$&3B; 1& 3!0#$ 1$8C3$1 ; #6*; " 3 D!7 6 3$%; 36C3$1 ; #6*; " 3 5!0$3&&5$3E##F3$ G!(3%3$1 5$3E?'= ; 62 +!(3$%1=<#'F .!0#$ 1$8<5$23 /H!A5%; 8; ? //!A; 2(3%3$1 5$3< #$123*; " 3 1-5H D " #$/H -&3'! ; %%3$&3>#8?; 6 #&#= 83$/ /5IJ/ @-I C 1-3DJDE" #$D&3'! C KL+HM $1 31(L/DHE" #$/5+$&! 9 N C 91 381:3$123$3' ; " ; 3$'5$$361(L-DE" #$DHH$&! 1 C ( L-DEO7L7 1 0 C C6& 1 3# 3$#6" #$D%; 6! #" "& 1 3# 3$#" "" #$D%; 6! #6168#" "" #$DHH'?'= 3&! C /D0 1(L/-/E" #$3$&! <7 P 1 C C ,DDE #Q/-DE8 3= = 38" #$@H%; 6! 168 $16&" 3$$38" #$D%; 6! # 1=/H'?'= 3&! C C HE" #$D%; 6!$; &3 #/HHE" #$D%; 6! # 1=/H'?'= 3&! +! @%&&; 62= 31= "&; 63, 1:3&53$; %#&38 #6$1 38= #18O#63&5$23! C 1(L+DEO9AL+DM " #$/HHH$&! 1 C 1/GDE" #$/HHH$&! C J E J R7 *,<(4,GDH4 R)(AC4,-H@/ R7 *,<(4,-H-0 R)(AC4,-H+ R7 *,<(4,GDH4 R)(AC4,/H@+ R7 *,<(4,GDH4 R)(AC4,/H-G R7 *,<(4,GDH4 R)(AC4,/H@5 N)<4--,1/H- R7 *,<(4,GDH4 R)(AC4,/HD/ R7 *,<(4,GDH4 R)(AC4,/HD5 R7 *,<(4,GDH4 R)(AC4,3H55,- R7 *,<(4,GDH4 R)(AC4,/H-/ R7 *,<(4,GDH4 R)(AC4,/H@/ 7 3%(3& E#68; ; #6& 93" 3$36'3 ST UVWX T YT X T Z[ZWZ\]YT X T ZT W ^_`Sab^cd 4<,-3-/5D -H/- H/ H- , 1 5 深圳FMS Kinter 131 6803 0058 |