| データシートサーチシステム |
|
MB6M データシート(PDF) 2 Page - Formosa MS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MB6M データシート(HTML) 2 Page - Formosa MS |
|
2 / 6 page ![]() 01 2356 7889788 7 6 978 800000 78 !"$%"& $'( ') * +!,) $-.'/0"",0"'12 2 2 2 3& ',,0',,* %') "(45* 06 +4) * $+,2 7"'(89""0') ,/""):$; "<*/"+) ,2 9 9 * =>8;>* +(* 4') ",;'& $!"+89""0') ,?"=2 @AB@8;2 C C C C C C C D ("'&9 $ 0* +) "(4*4* )E$'( :"& * 'E& "& $F4$,)4$+,)4) * $+) * & * G* +! /$& ("(0& ',) * 4) "45+* <" ",& ) ,* +* +"=0"+,* %"0$(4) 7"'() * +0& ') "(4$00" H7 7677 I0$=JK L7MN8O. ') "(9 & '/" ") '('+) CP',"K@$&("(0&',)*4?@QA CR"/*+'&,K$&(" 0&')"(?,$&("'E&"0" @D 78RQ8ST.?@") 5$(B.BU CV$&'*)JK/'1"($+E$(J C@$+)*+!V$,*)*$+KW+J CX"*!5)KW00$=*/')"(.2Y-!'/ C 97Z7[6 V'!"B VW:W@IRI: P]^QD RD ]^ _$F'( "4) * 9 * "(4 "+) _$F'(,!"4 "+) :"%","4 "+) ) $'!") "/0"') " ""_* !2 Y `2 -/,,* +!& "5'& 9,* +"8F'%",0"* /0$,"($+ ') "& $'(abIQIP/") 5$("c J/E$& @D ^2 RdV2 @We2 L^D R D ] D _@ D : R R3 W W W ]P .2 ` -. T2 . fYST 8UT ] O g O R g BTP : ::@ b ] O g O R g YBTP : ::@ b T.. @AB@ B.. YN. d@A]7 O ::@ aOc O :@ O : aOc aOc hY hB h- hY:"0") * ) * %"0"'1 "%","%$& ) '!" hB:@%$& ) '!" h-P$+) * +$, "%","%$& ) '!" hN@'=* //9 $F'(%$& ) '!"iDg.2 `W _ O _ aOc hN @AN@ @AU@ N.. U.. B`. NB. 8TT) $fYT. @A`@ @AY.@ `.. Y... TU. S.. B.. N.. U.. `.. Y... Y2 Y. jkl mnoqors l t l ok [u[87H ] aPc ]0"') * +! ) "/0"') " R? b 5) ) 0K v v FFF2 9 $/$,'/,2 4$/v RI7K ``U8B8BBUMUUUY _WeK ``U8B8BBUMUYNY Q* /"+,* $+,* +* +45",'+(a /* & & * /") ",c @QA Q$4/"+)D Q D ,,"(Q') " :"%* ,"(Q') " :"%* ,* $+ V'!"2 H7w uu 7 87x6 76y77 8 8aWRRgBT W $P +& ",,$) 5"F* ,"+$) "(c z {|}~ {z z {|~ {z z {{~ z | z {|~ z z |
~ z z |
~ z z |
~ z z ~ z z {~ {z } z {|~ |z z |~ z z |~ z z {}{~ z z |{~ z
z {}{~ z z |{~ z
z |
~ z z |}~ z } z {|}~ {z z {|~ {z z |{~ z
z {}{~ z {z b+4) * $+P'0'4* ) '+4"V" I& "/"+) @"',"(') Y2 .@;G'+('00& * "( "%","%$& ) '!" $9N2 .OQP2 P b YT 0_ R5"/'&:",* ,) '+4" R5"/'&",* ,) '+4"6 +4) * $+) $4'," : bP ST ]Pv X HHH0H Q8BNBYUT B.YBv .Yv .B 8 W U 深圳FMS Kinter 131 6803 0058 |