データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

APW7302B データシート(PDF) 4 Page - Anpec Electronics Coropration

部品番号 APW7302B
部品情報  2A 24V 340kHz Synchronous Buck Converter
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
ホームページ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APW7302B データシート(HTML) 4 Page - Anpec Electronics Coropration

  APW7302B Datasheet HTML 1Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 2Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 3Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 4Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 5Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
Copyright
© ANPEC Electronics Corp.
Rev. A.2 - Jan., 2012
APW7302B
www.anpec.com.tw
4
Electrical Characteristics (Cont.)
APW7302B
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
SOFT-START, ENABLE AND INPUT CURRENTS
ISS
Soft-Start Current
-
6
-
µA
EN Enable Threshold Voltage
VIN=4.5~24V
0.4
-
2
V
EN Under-Voltage Lockout (UVLO)
Threshold
VEN rising
2.3
2.5
2.7
V
EN UVLO Hysteresis
-
200
-
mV
Note 4: Guarantee by design.
Unless otherwise specified, these specifications apply over V
IN=12V, VOUT= 3.3V, VEN=3V and TA=25
oC.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com