データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

APW7302B データシート(PDF) 5 Page - Anpec Electronics Coropration

部品番号 APW7302B
部品情報  2A 24V 340kHz Synchronous Buck Converter
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
ホームページ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APW7302B データシート(HTML) 5 Page - Anpec Electronics Coropration

  APW7302B Datasheet HTML 1Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 2Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 3Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 4Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 5Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APW7302B Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
Copyright
© ANPEC Electronics Corp.
Rev. A.2 - Jan., 2012
APW7302B
www.anpec.com.tw
5
Typical Operating Characteristics
Reference Voltage vs. Junction
Temperature
Junction Temperature, T
J (
oC)
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925
0.93
0.935
0.94
-50
-25
0
25
50
75
100 125
150
Oscillator Frequency vs. Junction
Temperature
Junction Temperature, T
J
C)
300
310
320
330
340
350
360
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
VIN Supply Voltage , VIN(V)
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
4
8
12
16
20
24
VIN Input Current vs. Supply Voltage
Refer to the “Typical Application Circuit” The test conditions are V
IN=12V, VOUT=3.3V, L1=10µH, C2=22µF, TA= 25
oC unless otherwise
specified.
Output Current vs. Efficiency
20
30
40
50
60
100
10
0
0.01
10
Output Current (A)
0.1
1
0.001
VIN=12V, VOUT=5V
VIN=12V, VOUT=3.3V
VIN=19V, VOUT=5V
70
80
90
VIN=12V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com