| データシートサーチシステム |
|
PIC16F1508TESSQTO データシート(PDF) 6 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F1508TESSQTO データシート(HTML) 6 Page - Microchip Technology |
|
6 / 384 page ![]() PIC16(L)F1508/9 DS41609A-page 6 Preliminary 2011 Microchip Technology Inc. TABLE 1: 20-PIN ALLOCATION TABLE (PIC16(L)F1508/9) RA0 19 16 AN0 DACOUT1 C1IN+ — — — — — — — IOC Y ICSPDAT ICDDAT RA1 18 15 AN1 VREF+ C1IN0- C2IN0- ——— — — CLC4IN1 — IOC Y ICSPCLK ICDCLK RA2 17 14 AN2 DACOUT2 C1OUT T0CKI — — CWG1FLT — CLC1(1) PWM3 INT/ IOC Y — RA3 4 1 — — — T1G(2) —SS(2) — — CLC1IN0 — IOC Y MCLR VPP RA4 3 20 AN3 — — SOSCO T1G(1) — — — — — — IOC Y CLKOUT OSC2 RA5 2 19 — — — SOSCI T1CKI —— — NCO1CLK — — IOC Y CLKIN OSC1 RB4 13 10 AN10 — — — — SDA/SDI — — CLC3IN0 — IOC Y — RB5 12 9 AN11 — — —RX/DT — — — CLC4IN0 — IOC Y — RB6 11 8 — — — — — SCL/SCK — — — — IOC Y — RB7 10 7 — — — —TX/CK — — — CLC3 — IOC Y — RC0 16 13 AN4 — C2IN+ — — — — — CLC2 — — — — RC1 15 12 AN5 — C1IN1- C2IN1- ——— — NCO1(1) — PWM4 — — — RC2 14 11 AN6 — C1IN2- C2IN2- — — — — — — — — — — RC3 7 4 AN7 — C1IN3- ——— — — CLC2IN0 PWM2 — — — RC4 6 3 — — C2OUT — — — CWG1B — CLC4 CLC2IN1 — — — — RC5 5 2 — — — ——— CWG1A — CLC1(2) PWM1 — — — RC6 8 5 AN8 — — — — SS(1) — NCO1(2) CLC3IN1 — — — — RC7 9 6 AN9 — — —— SDO — — CLC1IN1 — — — — VDD 1 18 — — — — — — — — — — — — VDD VSS 20 17 —— — ——— — — — — — — VSS Note 1: Default location for peripheral pin function. Alternate location can be selected using the APFCON register. 2: Alternate location for peripheral pin function selected by the APFCON register. |