| データシートサーチシステム |
|
MCP2120-IP データシート(PDF) 26 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP2120-IP データシート(HTML) 26 Page - Microchip Technology |
|
26 / 36 page ![]() MCP2120 DS21618B-page 26 © 2007 Microchip Technology Inc. FIGURE 5-2: IOH vs. VOH, VDD = 2.5V FIGURE 5-3: IOH vs. VOH, VDD = 5.5V FIGURE 5-4: IOL vs. VOL, VDD = 2.5V FIGURE 5-1: IOL vs. VOL, VDD = 5.5V 500m 1.0 1.5 VOH (Volts) 2.0 2.5 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 Max –4 0°C Typ +25 °C Min + 85°C 3.5 4.0 4.5 VOH (Volts) 5.0 5.5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 25 20 15 10 5 0 250.0m 500.0m 1.0 VOL (Volts) Min +85 °C Max –40 °C Typ +25 °C 0 50 40 30 20 10 0 500.0m 750.0m 1.0 VOL (Volts) 250.0m Min +85 °C Max –40 °C Typ +25 °C |