データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MCP6291 データシート(PDF) 29 Page - Microchip Technology

部品番号 MCP6291
部品情報  1.0 mA, 10 MHz Rail-to-Rail Op Amp
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6291 データシート(HTML) 29 Page - Microchip Technology

Back Button MCP6291 Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology MCP6291 Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology MCP6291 Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology MCP6291 Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology MCP6291 Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology MCP6291 Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology MCP6291 Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology MCP6291 Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology MCP6291 Datasheet HTML 33Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 36 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
DS21812E-page 29
MCP6291/1R/2/3/4/5
/HDG3ODVWLF 7KLQ 6KULQN 6PDOO 2XWOLQH 67 ± PP %RG\ >76623@
1RWHV
 3LQ  YLVXDO LQGH[ IHDWXUH PD\ YDU\ EXW PXVW EH ORFDWHG ZLWKLQ WKH KDWFKHG DUHD
 'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG  PP SHU VLGH
 'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
5() 5HIHUHQFH 'LPHQVLRQ XVXDOO\ ZLWKRXW WROHUDQFH IRU LQIRUPDWLRQ SXUSRVHV RQO\
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZPLFURFKLSFRPSDFNDJLQJ
8QLWV
0,//,0(7(56
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
120
0$;
1XPEHU RI 3LQV
1

3LWFK
H
 %6&
2YHUDOO +HLJKW
$
±
±

0ROGHG 3DFNDJH 7KLFNQHVV
$



6WDQGRII
$

±

2YHUDOO :LGWK
(
 %6&
0ROGHG 3DFNDJH :LGWK
(



0ROGHG 3DFNDJH /HQJWK
'



)RRW /HQJWK
/



)RRWSULQW
/
 5()
)RRW $QJOH
I
±
/HDG 7KLFNQHVV
F

±

/HDG :LGWK
E

±

NOTE 1
D
N
E
E1
1 2
e
b
c
A
A1
A2
L1
L
φ
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com