| データシートサーチシステム |
|
AX2000 データシート(PDF) 196 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000 データシート(HTML) 196 Page - Microsemi Corporation |
|
196 / 262 page ![]() Package Pin Assignments 3- 70 R e v i sio n 1 8 VCCIB3 AH30 VCCIB3 T21 VCCIB3 U21 VCCIB3 V21 VCCIB3 W21 VCCIB3 W22 VCCIB3 Y21 VCCIB3 Y22 VCCIB4 AA16 VCCIB4 AA17 VCCIB4 AA18 VCCIB4 AA19 VCCIB4 AA20 VCCIB4 AB19 VCCIB4 AB20 VCCIB4 AB21 VCCIB4 AJ28 VCCIB4 AK28 VCCIB5 AA11 VCCIB5 AA12 VCCIB5 AA13 VCCIB5 AA14 VCCIB5 AA15 VCCIB5 AB10 VCCIB5 AB11 VCCIB5 AB12 VCCIB5 AJ3 VCCIB5 AK3 VCCIB6 AA9 VCCIB6 AH1 VCCIB6 AH2 VCCIB6 T10 VCCIB6 U10 VCCIB6 V10 VCCIB6 W10 FG896 AX2000 Function Pin Number VCCIB6 W9 VCCIB6 Y10 VCCIB6 Y9 VCCIB7 C1 VCCIB7 C2 VCCIB7 K9 VCCIB7 L10 VCCIB7 L9 VCCIB7 M10 VCCIB7 M9 VCCIB7 N10 VCCIB7 P10 VCCIB7 R10 VCCPLA G14 VCCPLB H15 VCCPLC G17 VCCPLD J16 VCCPLE AH17 VCCPLF AC16 VCCPLG AH14 VCCPLH AD15 VCOMPLA F14 VCOMPLB J15 VCOMPLC F17 VCOMPLD H16 VCOMPLE AF17 VCOMPLF AD16 VCOMPLG AF14 VCOMPLH AB15 VPUMP G24 FG896 AX2000 Function Pin Number |