| データシートサーチシステム |
|
AX2000 データシート(PDF) 200 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000 データシート(HTML) 200 Page - Microsemi Corporation |
|
200 / 262 page ![]() Package Pin Assignments 3- 74 R e v i sio n 1 8 IO103PB2F9 M28 IO104NB2F9 M34 IO104PB2F9 L34 IO105NB2F9 P27 IO105PB2F9 N27 IO106NB2F9 M32 IO106PB2F9 M31 IO107NB2F10 P25 IO107PB2F10 P26 IO108NB2F10 N33 IO108PB2F10 M33 IO109NB2F10 P29 IO109PB2F10 N29 IO110NB2F10 P30 IO110PB2F10 N30 IO111NB2F10 R24 IO111PB2F10 R25 IO112NB2F10 P31 IO112PB2F10 N31 IO113NB2F10 R28 IO113PB2F10 P28 IO114NB2F10 P32 IO114PB2F10 N32 IO115NB2F10 R30 IO115PB2F10 R29 IO116NB2F10 P34 IO116PB2F10 P33 IO117NB2F10 R27 IO117PB2F10 R26 IO118NB2F11 R34 IO118PB2F11 R33 IO119NB2F11 T24 IO119PB2F11 T25 IO120NB2F11 T33 IO120PB2F11 T34 FG1152 AX2000 Function Pin Number IO121NB2F11 T27 IO121PB2F11 T26 IO122NB2F11 T30 IO122PB2F11 T29 IO123NB2F11 U28 IO123PB2F11 T28 IO124NB2F11 T31 IO124PB2F11 T32 IO125NB2F11 U24 IO125PB2F11 U25 IO126NB2F11 U33 IO126PB2F11 U34 IO127NB2F11 U26 IO127PB2F11 U27 IO128NB2F11 U31 IO128PB2F11 U32 Bank 3 IO129NB3F12 V29 IO129PB3F12 U29 IO130NB3F12 V31 IO130PB3F12 V32 IO131NB3F12 V24 IO131PB3F12 V25 IO132NB3F12 W28 IO132PB3F12 V28 IO133NB3F12 W26 IO133PB3F12 V26 IO134NB3F12 W33 IO134PB3F12 V33 IO135NB3F12 W25 IO135PB3F12 W24 IO136NB3F12 W31 IO136PB3F12 W32 IO137NB3F12 Y30 IO137PB3F12 W30 FG1152 AX2000 Function Pin Number IO138NB3F12 Y29 IO138PB3F12 W29 IO139NB3F13 Y27 IO139PB3F13 W27 IO140NB3F13 AA33 IO140PB3F13 Y33 IO141NB3F13 Y25 IO141PB3F13 Y24 IO142NB3F13 AA31 IO142PB3F13 Y31 IO143NB3F13 AA28 IO143PB3F13 Y28 IO144NB3F13 AA34 IO144PB3F13 Y34 IO145NB3F13 AA26 IO145PB3F13 Y26 IO146NB3F13 AA29 IO146PB3F13 AA30 IO147NB3F13 AB30 IO147PB3F13 AB29 IO148NB3F13 AB32 IO148PB3F13 AA32 IO149NB3F13 AB27 IO149PB3F13 AA27 IO150NB3F14 AC31 IO150PB3F14 AB31 IO151NB3F14 AD33 IO151PB3F14 AC33 IO152NB3F14 AC28 IO152PB3F14 AB28 IO153NB3F14 AB25 IO153PB3F14 AA25 IO154NB3F14 AD32 IO154PB3F14 AC32 IO155NB3F14 AD29 FG1152 AX2000 Function Pin Number |