| データシートサーチシステム |
|
AM79C976 データシート(PDF) 308 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79C976 データシート(HTML) 308 Page - Advanced Micro Devices |
|
308 / 309 page ![]() INDEX-9 Am79C976 8/01/00 P R E L I M INARY Switching Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Expansion Bus Interface . . . . . . . . . . . . .284 Receive Frame Tag . . . . . . . . . . . . . . . . .283 System Bus Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 System Error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 T TAP Finite State Machine . . . . . . . . . . . . . .103 Target Abort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47, 48 Target Initiated Termination. . . . . . . . . . . . . 45 Target Ready . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 TCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 TDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 TDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Technology Ability Field Bit Assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-3 TEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Test Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Test Data In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Test Data Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Test Mode Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Test Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 TMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Transmit and Receive Message Data Encapsulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Transmit Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Transmit Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Transmit Descriptors . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Transmit Enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Transmit Error Conditions . . . . . . . . . . . . . . .70 Transmit FCS Generation . . . . . . . . . . . . . . .70 Transmit Function Programming . . . . . . . . .69 Transmit Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Transmit Polling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Transmit Ring Base Address Register . . . . . 129 Transmit Start Point Programming . . . . . . . 192 Transmit Timing . . . . . . . . . . . . . 278, 279, 284 Transmit Watermark Programming . . . . . . . 192 TRDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 TX_CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 TX_EN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 TXD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 U User Accessible Registers . . . . . . . . . . . . . . 111 V VAUX_SENSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 VID_A PCI Vendor ID Alias Register . . . . . . . . . 171 VLAN Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 VSSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 W Wake-Up Mode Indicator . . . . . . . . . . . . . . . 27 Word I/O Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 WUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 X XCLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 XMT_RING_LEN Transmit Ring Length Register . . . . . . . . 171 XMTPOLLTIME Transmit Poll Timer Register . . . . . . . . . 171 XTAL1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 XTAL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 |