| データシートサーチシステム |
|
CD00237391 データシート(PDF) 79 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CD00237391 データシート(HTML) 79 Page - STMicroelectronics |
|
79 / 177 page ![]() STM32F20xxx Electrical characteristics Doc ID 15818 Rev 9 79/177 APB1 TIM2 0.61 mA TIM3 0.49 TIM4 0.54 TIM5 0.62 TIM6 0.20 TIM7 0.20 TIM12 0.36 TIM13 0.28 TIM14 0.25 USART2 0.25 USART3 0.25 UART4 0.25 UART5 0.26 I2C1 0.25 I2C2 0.25 I2C3 0.25 SPI2 0.20/0.10 SPI3 0.18/0.09 CAN1 0.31 CAN2 0.30 DAC channel 1(2) 1.11 DAC channel 1(3) 1.11 PWR 0.15 WWDG 0.15 Table 24. Peripheral current consumption (continued) Peripheral(1) Typical consumption at 25 °C Unit |