| データシートサーチシステム |
|
ST8024LACTR データシート(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST8024LACTR データシート(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 35 page ![]() ST8024L Package mechanical data Doc ID 17709 Rev 5 29/35 Figure 12. TSSOP-20 package mechanical drawing Table 25. TSSOP-20 package mechanical data Symbol Dimensions mm. inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A1.2 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 0.8 1 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c 0.09 0.20 0.004 0.0079 D 6.4 6.5 6.6 0.252 0.256 0.260 E 6.2 6.4 6.6 0.244 0.252 0.260 E1 4.3 4.4 4.48 0.169 0.173 0.176 e 0.65 BSC 0.0256 BSC K0° 8° 0° 8° L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 c E b A2 A E1 D 1 PIN 1 IDENTIFICATION A1 L K e 0087225_D |