| データシートサーチシステム |
|
STM32F217VG データシート(PDF) 55 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F217VG データシート(HTML) 55 Page - STMicroelectronics |
|
55 / 173 page ![]() PF15 FSMC_A9 EVENTOUT PG0 FSMC_A10 EVENTOUT PG1 FSMC_A11 EVENTOUT PG2 FSMC_A12 EVENTOUT PG3 FSMC_A13 EVENTOUT PG4 FSMC_A14 EVENTOUT PG5 FSMC_A15 EVENTOUT PG6 FSMC_INT2 EVENTOUT PG7 USART6_CK FSMC_INT3 EVENTOUT PG8 USART6_RTS ETH _PPS_OUT EVENTOUT PG9 USART6_RX FSMC_NE2/ FSMC_NCE3 EVENTOUT PG10 FSMC_NCE4_1/ FSMC_NE3 EVENTOUT PG11 ETH _MII_TX_EN ETH _RMII_TX_EN FSMC_NCE4_2 EVENTOUT PG12 USART6_RTS FSMC_NE4 EVENTOUT PG13 UART6_CTS ETH _MII_TXD0 ETH _RMII_TXD0 FSMC_A24 EVENTOUT PG14 USART6_TX ETH _MII_TXD1 ETH _RMII_TXD1 FSMC_A25 EVENTOUT PG15 USART6_CTS DCMI_D13 EVENTOUT PH0 - OSC_IN PH1 - OSC_OUT PH2 ETH _MII_CRS EVENTOUT PH3 ETH _MII_COL EVENTOUT PH4 I2C2_SCL OTG_HS_ULPI_NXT EVENTOUT PH5 I2C2_SDA EVENTOUT PH6 I2C2_SMBA TIM12_CH1 ETH _MII_RXD2 EVENTOUT PH7 I2C3_SCL ETH _MII_RXD3 EVENTOUT PH8 I2C3_SDA DCMI_HSYNC EVENTOUT PH9 I2C3_SMBA TIM12_CH2 DCMI_D0 EVENTOUT PH10 TIM5_CH1 DCMI_D1 EVENTOUT PH11 TIM5_CH2 DCMI_D2 EVENTOUT PH12 TIM5_CH3 DCMI_D3 EVENTOUT PH13 TIM8_CH1N CAN1_TX EVENTOUT Table 7. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF014 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/11 I2C1/I2C2/I2C3 SPI1/SPI2/I2S2 SPI3/I2S3 USART1/2/3 UART4/5/ USART6 CAN1/CAN2/ TIM12/13/14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO/ OTG_HS DCMI |