| データシートサーチシステム |
|
TLC32046MFKB データシート(PDF) 3 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLC32046MFKB データシート(HTML) 3 Page - Texas Instruments |
|
3 / 56 page ![]() iii Contents Section Title Page 1 Introduction 1–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Features 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Functional Block Diagrams 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Terminal Assignments 1–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Ordering Information 1–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Terminal Functions 1–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Detailed Description 2–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Internal Timing Configuration 2–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Analog Input 2–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 A/D Band-Pass Filter, Clocking, and Conversion Timing 2–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 A/D Converter 2–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Analog Output 2–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 D/A Low-Pass Filter, Clocking, and Conversion Timing 2–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 D/A Converter 2–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 Serial Port 2–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 Synchronous Operation 2–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.1 One 16-Bit Word 2–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.2 Two 8-Bit Bytes 2–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.3 Synchronous Operating Frequencies 2–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10 Asynchronous Operation 2–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.1 One 16-Bit Word 2–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2 Two 8-Bit Bytes 2–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.3 Asynchronous Operating Frequencies 2–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11 Operation of TLC32046C and TLC32046I With Internal Voltage Reference 2–7 . . . 2.12 Operation of TLC32046C AND TLC32046I With External Voltage Reference 2–7 . 2.13 Reset 2–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14 Loopback 2–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15 Communications Word Sequence 2–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1 Primary DR Word Bit Pattern 2–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.2 Primary DX Word Bit Pattern 2–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.3 Secondary DX Word Bit Pattern 2–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16 Reset Function 2–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17 Power-Up Sequence 2–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.18 AIC Register Constraints 2–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19 AIC Responses to Improper Conditions 2–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.20 Operation With Conversion Times Too Close Together 2–12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.21 More Than One Receive Frame Sync Occurring Between Two Transmit Frame Syncs – Asynchronous Operation 2–12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.22 More Than One Transmit Frame Sync Occurring Between Two Receive Frame Syncs – Asynchronous Operation 2–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |