| データシートサーチシステム |
|
DSPIC33FJ64GP706 データシート(PDF) 6 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSPIC33FJ64GP706 データシート(HTML) 6 Page - Microchip Technology |
|
6 / 322 page ![]() dsPIC33FJXXXGPX06/X08/X10 DS70286C-page 4 © 2009 Microchip Technology Inc. Pin Diagrams 64-Pin TQFP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 35 34 33 14 15 16 PGEC2/SOSCO/T1CK/CN0/RC14 PGED2/SOSCI/T4CK/CN1/RC13 OC1/RD0 IC4/INT4/RD11 IC2/U1CTS/INT2/RD9 IC1/INT1/RD8 VSS OSC2/CLKO/RC15 OSC1/CLKIN/RC12 VDD SCL1/RG2 U1RTS/SCK1/INT0/RF6 U1RX/SDI1/RF2 U1TX/SDO1/RF3 COFS/RG15 AN16/T2CK/T7CK/RC1 AN17/T3CK/T6CK/RC2 SCK2/CN8/RG6 SDI2/CN9/RG7 SDO2/CN10/RG8 MCLR VSS VDD AN3/CN5/RB3 AN2/SS1/CN4/RB2 PGEC3/AN1/VREF-/CN3/RB1 PGED3/AN0/VREF+/CN2/RB0 SDA1/RG3 43 42 41 40 39 38 37 44 48 47 46 45 SS2/CN11/RG9 AN5/IC8/CN7/RB5 AN4/IC7/CN6/RB4 IC3/INT3/RD10 dsPIC33FJ64GP206 dsPIC33FJ128GP206 = Pins are up to 5V tolerant |