| データシートサーチシステム |
|
AS3676 データシート(PDF) 3 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3676 データシート(HTML) 3 Page - ams AG |
|
3 / 92 page ![]() www.austriamicrosystems.com/AS3676 1v1-4 2 - 91 AS3676 Datasheet - A p p l i c a t i o n s Figure 1. AS3676 Block Diagram ! ! " "## "## "## $% &'$() * + , "## "## - $%&'$() * + , &'. $%/* # +(0 12 12 1 - #/$*) $3 % &4')'5$ # # # $%&'$() + , 6 7 & 676 1'%'$ 8$$% "$'% ,'% 98 $%5 %5%'* ''$ $3 1: %%$ $%5 "## "## "## "## && $%&'$() + , "##6 , ; # # && %%<5 " 1: )% # &% " 5$4% ; 7 = &!& : # 80 # (0 6 # 0 %%< %%< 1 - >5 5? 4'* 9( %%<5 " ! ! % 1 ,+ .. *) " 1& $3 @'$% .'% 5*))'$ #6 #7 1& <$'* 1'$$* &*.'$ 98 $% 3'5 5$%5..3 1'% 543 8 853 # A 9'% 1: ) 1 - "## 6 7 , ; 1& 7B $ ,B $ B 7 , 5$.< C'3 '$ 45.% /3@*( 53 |