| データシートサーチシステム |
|
CD74ACT157ME4 データシート(PDF) 16 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CD74ACT157ME4 データシート(HTML) 16 Page - Texas Instruments |
|
16 / 23 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant CD74ACT157M96 SOIC D 16 2500 330.0 16.4 6.5 10.3 2.1 8.0 16.0 Q1 CD74ACT157PWR TSSOP PW 16 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 14-Jul-2012 Pack Materials-Page 1 |