| データシートサーチシステム |
|
AS5055 データシート(PDF) 23 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5055 データシート(HTML) 23 Page - ams AG |
|
23 / 26 page ![]() www.ams.com/AS5055 Revision 1.16 23 - 26 AS5055 Datasheet - Pack a ge Drawin gs and Ma r k ings Figure 19. Vertical Cross Section of 16-pin QFN (4x4x0.85 mm) Notes: 1. All dimensions in mm. 2. Die thickness 0.254 ± 0.013 3. Adhesive thickness 0.010 ± 10, +0.01, -0.0025 4. Lead frame thickness 0.203 typ. |