データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AS5261 データシート(PDF) 30 Page - ams AG

部品番号 AS5261
部品情報  12-Bit Automotive Angle Position Sensor
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMSCO [ams AG]
ホームページ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS5261 データシート(HTML) 30 Page - ams AG

Back Button AS5261 Datasheet HTML 25Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 26Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 27Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 28Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 29Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 30Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 31Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 32Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 33Page - ams AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 33 page
background image
AS5261
Datasheet - Pack a ge Drawin gs and Ma r k ings
www.ams.com
Revision 1.1
29 - 32
Figure 15. Vertical Cross Section of MLF-16
Notes:
1. All dimensions in mm.
2. Die thickness 0.150mm nom.
3. Adhesive thickness 0.011mm.
4. Spacer thickness 0.203mm typ.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33