データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AT27LV256A データシート(PDF) 9 Page - ATMEL Corporation

部品番号 AT27LV256A
部品情報  256K 32K x 8 Low Voltage OTP CMOS EPROM
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT27LV256A データシート(HTML) 9 Page - ATMEL Corporation

  AT27LV256A Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation AT27LV256A Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation AT27LV256A Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation AT27LV256A Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation AT27LV256A Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation AT27LV256A Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation AT27LV256A Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation AT27LV256A Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation AT27LV256A Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
tACC
(ns)
ICC (mA)
Ordering Code
Package
Operation Range
Active
Standby
70
8
0.02
AT27LV256A-70JC
32J
Commercial
AT27LV256A-70RC
28R
(0
°C to 70°C)
AT27LV256A-70TC
28T
8
0.02
AT27LV256A-70JI
32J
Industrial
AT27LV256A-70RI
28R
(-40
°C to 85°C)
AT27LV256A-70TI
28T
90
8
0.02
AT27LV256A-90JC
32J
Commercial
AT27LV256A-90RC
28R
(0
°C to 70°C)
AT27LV256A-90TC
28T
8
0.02
AT27LV256A-90JI
32J
Industrial
AT27LV256A-90RI
28R
(-40
°C to 85°C)
AT27LV256A-90TI
28T
120
8
0.02
AT27LV256A-12JC
32J
Commercial
AT27LV256A-12RC
28R
(0
°C to 70°C)
AT27LV256A-12TC
28T
8
0.02
AT27LV256A-12JI
32J
Industrial
AT27LV256A-12RI
28R
(-40
°C to 85°C)
AT27LV256A-12TI
28T
150
8
0.02
AT27LV256A-15JC
32J
Commercial
AT27LV256A-15RC
28R
(0
°C to 70°C)
AT27LV256A-15TC
28T
8
0.02
AT27LV256A-15JI
32J
Industrial
AT27LV256A-15RI
28R
(-40
°C to 85°C)
AT27LV256A-15TI
28T
Ordering Information
Package Type
32J
32 Lead, Plastic J-Leaded Chip Carrier (PLCC)
28R
28 Lead, 0.330" Wide, Plastic Gull Wing Small Outline (SOIC)
28T
28 Lead, Plastic Thin Small Outline Package (TSOP)
AT27LV256A
3-83



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com