| データシートサーチシステム |
|
R5F64111DFB データシート(PDF) 13 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R5F64111DFB データシート(HTML) 13 Page - Renesas Technology Corp |
|
13 / 102 page ![]() R01DS0062EJ0130 Rev.1.30 Page 13 of 93 Mar 3, 2014 R32C/111 Group 1. Overview Table 1.7 Pin Characteristics for the 100-pin Package (2/3) Pin No. Control Pin Port Interrupt Pin Timer Pin UART Pin Intelligent I/O Pin Analog Pin Bus Control Pin QFP LGA 40 K6 P5_4 TXD7 HLDA/CS1 41 H7 P5_3 CLKOUT/ BCLK 42 J7 P5_2 RD 43 K7 P5_1 WR1/BC1 44 K8 P5_0 WR0/WR 45 G7 P4_7 TXD6/SDA6/SRXD6 CS0/A23 46 J8 P4_6 RXD6/SCL6/STXD6 CS1/A22 47 H8 P4_5 CLK6 CS2/A21 48 G8 P4_4 CTS6/RTS6/SS6 CS3/A20 49 K9 P4_3 TXD3/SDA3/SRXD3 OUTC2_0/ISTXD2/ IEOUT A19 50 K10 P4_2 RXD3/SCL3/STXD3 ISRXD2/IEIN A18 51 J10 P4_1 CLK3 A17 52 J9 P4_0 CTS3/RTS3/SS3 A16 53 H9 P3_7 TA4IN/ U A15(/D15) 54 H10 P3_6 TA4OUT/U A14(/D14) 55 F6 P3_5 TA2IN/ W A13(/D13) 56 F7 P3_4 TA2OUT/W A12(/D12) 57 G9 P3_3 TA1IN/ V A11(/D11) 58 G10 P3_2 TA1OUT/V A10(/D10) 59 F8 P3_1 TA3OUT UD0B/UD1B A9(/D9) 60 F9 VCC2 61 F10 P3_0 TA0OUT UD0A/UD1A A8(/D8) 62 E8 VSS 63 E9 P2_7 AN2_7 A7(/D7) 64 E10 P2_6 AN2_6 A6(/D6) 65 E7 P2_5 AN2_5 A5(/D5) 66 D7 P2_4 AN2_4 A4(/D4) 67 D8 P2_3 AN2_3 A3(/D3) 68 D10 P2_2 AN2_2 A2(/D2) 69 D9 P2_1 AN2_1 A1(/D1) 70 C10 P2_0 AN2_0 A0(/D0)/ BC0(/D0) 71 C9 P1_7 INT5 IIO0_7/IIO1_7 D15 72 E6 P1_6 INT4 IIO0_6/IIO1_6 D14 73 B9 P1_5 INT3 IIO0_5/IIO1_5 D13 74 B10 P1_4 IIO0_4/IIO1_4 D12 75 A10 P1_3 IIO0_3/IIO1_3 D11 76 A9 P1_2 IIO0_2/IIO1_2 D10 77 C8 P1_1 IIO0_1/IIO1_1 D9 78 C7 P1_0 IIO0_0/IIO1_0 D8 79 A8 P0_7 AN0_7 D7 |