| データシートサーチシステム |
|
78T08AAL-TQ2-R データシート(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
78T08AAL-TQ2-R データシート(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 10 page ![]() 78TXXAA LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 10 www.unisonic.com.tw QW-R101-044.A MARKING INFORMATION PACKAGE VOLTAGE CODE MARKING TO-263 05: 06: 07: 08: 09: 10: 12: 15: 18: 24: 5.0 V 6.0 V 7.0 V 8.0 V 9.0 V 1.0 V 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.4 V BLOCK DIAGRAM |