データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BW7383 データシート(PDF) 7 Page - Bruckewell Technology LTD

部品番号 BW7383
部品情報  6 Pin Non-isolation Buck current control IC with High PFC for LED Lighting
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
ホームページ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD

BW7383 データシート(HTML) 7 Page - Bruckewell Technology LTD

  BW7383 Datasheet HTML 1Page - Bruckewell Technology LTD BW7383 Datasheet HTML 2Page - Bruckewell Technology LTD BW7383 Datasheet HTML 3Page - Bruckewell Technology LTD BW7383 Datasheet HTML 4Page - Bruckewell Technology LTD BW7383 Datasheet HTML 5Page - Bruckewell Technology LTD BW7383 Datasheet HTML 6Page - Bruckewell Technology LTD BW7383 Datasheet HTML 7Page - Bruckewell Technology LTD BW7383 Datasheet HTML 8Page - Bruckewell Technology LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
BW7383
6 Pin Non-isolation Buck current control IC with High PFC for LED Lighting
Rev 1.1 Jan. 2014
7
OVP Protection (By DMG)
//1.6M
R
//1.6M)
R
R
V
V
DGM2
DGM2
DGM1
OVPS
DMG_OVP
(
×
+
=
OVP Protection (By VCC)
ZD1
A V
V
V
OVP
VCC_OVP
+
=
Short Circuit Protection
//1.6M
R
//1.6M)
R
R
V
V
DGM2
DGM2
DGM1
STR
O
Short
O
(
×
_
_
+
=



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com