| データシートサーチシステム |
|
FWDF25P データシート(PDF) 8 Page - Molex Electronics Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FWDF25P データシート(HTML) 8 Page - Molex Electronics Ltd. |
|
8 / 9 page ![]() 102 TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MAßE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN) DS 10/2007 Socket Connector Buchsensteckverbinder Pin Connector Stiftsteckverbinder Front seals are used to seal off the connection area of the signal contacts (combination FWD... with D-Sub connectors ...-K700) and are mounted in male connectors (see drawing). They can also be used with standard D-Sub connectors. Frontdichtungen dienen zur Abdichtung des Steckbereiches der Signalkontakte (Kombination FWD... mit D-Sub Steckverbindern ...-K700) und werden im Stiftstecker montiert (siehe Zeichnung). Sie sind auch mit Standard D-Sub Steckverbindern verwendbar. Front Seal Frontdichtung Accessories for Pin Connectors Zubehör für Stiftsteckverbinder Ordering Data (Waterproof D-Sub Connectors for FWH Hoods) Bestelldaten (wasserdichte D-Sub Steckverbinder für Hauben FWH) Order Number Shell Size Number of Contacts Bestellnummer Gehäusegröße Polzahl F09P-K700 1 9 F15P-K700 2 15 F25P-K700 3 25 F37P-K700 4 37 F50P-K700 5 50 Order Number Shell Size Number of Contacts Bestellnummer Gehäusegröße Polzahl F09S-K700 1 9 F15S-K700 2 15 F25S-K700 3 25 F37S-K700 4 37 F50S-K700 5 50 Order Number Shell Size Number of Contacts Bestellnummer Gehäusegröße Polzahl F1043-1 1 9 F1043-2 2 15 F1043-3 3 25 F1043-4 4 37 F1043-5 5 50 Material Specification Materialbeschreibung Material Silicone Material Silikon Thickness 0,8 Dicke (0.031) Information / Information: D-Sub pin and socket connectors for waterproof hoods are only available for solder pot terminations. Die D-Sub Stift- und Buchsensteckverbinder für wasserdichte Hauben sind nur mit Löttopfanschluss verfügbar. Packing Unit Verpackungseinheit Modification ...K701 Modifikation ...K701 2 locking screws 2 St. Verriegelungsschrauben 2 washers 2 St. Unterlegscheiben 1 front seal 1 St. Frontdichtung 2 distance bolts 2 St. Abstandsbolzen For information on FWH hoods, please refer to our hoods catalogue. Informationen zur Haube FWH entnehmen Sie bitte unserem Haubenkatalog. |