| データシートサーチシステム |
|
FWDF25P データシート(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FWDF25P データシート(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd. |
|
3 / 9 page ![]() ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE 97 DS 10/2007 Connectors with Solder Pot Termination, Front Mounting Steckverbinder mit Löttopfanschluss, frontseitige Montage Waterproof Connectors with Plastic Watertight Frames Wasserdichte Steckverbinder mit Kunststoffdichtrahmen Connectors with Solder Pot Termination, Rear Mounting Steckverbinder mit Löttopfanschluss, rückseitige Montage Connectors with Solder Pot Termination, max. AWG 20 Steckverbinder mit Löttopfanschluss, max. AWG 20 Number of Contacts A B Order Number Pin Order Number Socket Inner Thread Polzahl ±0,2 ±0,1 Bestellnummer Stift Bestellnummer Buchse Innengewinde (±0.008) (±0.004) 4-40 UNC M3 9 40,0 25,0 FWDF09P FWDF09S Standard -K413 (1.575) (0.984) Standard 15 48,3 33,3 FWDF15P FWDF15S Standard -K413 (1.902) (1.311) Standard 25 62,0 47,04 FWDF25P FWDF25S Standard -K413 (2.441) (1.852) Standard Connectors with Solder Pot Termination, max. AWG 20 Steckverbinder mit Löttopfanschluss, max. AWG 20 Number of Contacts A B Order Number Pin Order Number Socket Inner Thread Polzahl ±0,2 ±0,1 Bestellnummer Stift Bestellnummer Buchse Innengewinde (±0.008) (±0.004) 4-40 UNC M3 9 40,0 25,0 FWDR09P FWDR09S Standard -K414 (1.575) (0.984) Standard 15 48,3 33,3 FWDR15P FWDR15S Standard -K414 (1.902) (1.311) Standard 25 62,0 47,04 FWDR25P FWDR25S Standard -K414 (2.441) (1.852) Standard |