| データシートサーチシステム |
|
BCP53 データシート(PDF) 2 Page - Continental Device India Limited |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BCP53 データシート(HTML) 2 Page - Continental Device India Limited |
|
2 / 4 page ![]() DIM Min Max DIM Min Max A 1.52 1.80 E 3.30 3.70 A1 0.02 0.10 E1 6.70 7.30 A2 1.50 1.70 F B 0.61 0.81 F1 4.50 4.70 C 0.25 0.35 L D 6.30 6.70 L1 0.90 D1 2.90 3.10 N 0.00 10.00 BCP51_53Rev011104E SOT-223 SMD Plastic Package All Dimensions are in mm 2.30 Typ 1.76 Typ Continental Device India Limited Data Sheet Page 2 of 4 BCP51 BCP52 BCP53 SOT-223 Formed SMD Package |