| データシートサーチシステム |
|
FMS002S102 データシート(PDF) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FMS002S102 データシート(HTML) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
27 / 39 page ![]() TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - MAßE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN) 52 ML 12/2008 A1 0.1 0.1 0.118 3 1 0.039 A1 A2 0.1 0.1 0.039 1 0.118 3 1 A1 2 3 4 0.1 0.1 0.039 1 0.118 3 A1 A2 A3 0.1 0.1 3 0.118 1 0.039 A1 1 2 A2 3 5 0.1 0.1 3 0.118 1 0.039 7 10 1 A1 6 0.1 0.1 0.118 3 0.039 1 PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkeltem Leiterplattenanschluss All PCB hole patterns apply to male connectors with right angle PCB contacts (signal contacts P5) and the metal bracket F1080-13B as well as the coaxial contacts FME008P... or FME001P... (When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis). Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkeltem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080–13B sowie eingebauten Koaxialkontakten FME008P... bzw. FME001P... (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden). Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. |