| データシートサーチシステム |
|
1MT0750-R82MF データシート(PDF) 5 Page - Accetek Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1MT0750-R82MF データシート(HTML) 5 Page - Accetek Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. |
|
5 / 8 page ![]() 5 1MT Series High Current Shielded Power Inductor Accetek Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. www.accetek.com 1MT‐2014E Accetek Inductance1 DCR2 Part Number μH Tolerance Typ.(mΩ) Max.(mΩ) Irms3(A) Isat4(A) 1MT0750-4R7MF 4.7 ±20% 23.0 25.0 6.5 7.0 1MT0750-8R2MF 8.2 ±20% 40.0 43.0 5.5 5.5 1MT0750-100MF 10.0 ±20% 48.0 55.0 4.5 3.3 1MT1030-R10MF 0.10 ±20% 0.7 0.7 30.0 75.0 1MT1030-R33MF 0.33 ±20% 1.3 1.6 23.0 32.0 1MT1030-R36MF 0.36 ±20% 1.3 1.6 23.0 28.0 1MT1030-R47MF 0.47 ±20% 2.1 2.5 23.0 26.0 1MT1030-R56MF 0.56 ±20% 2.4 3.0 22.0 24.0 1MT1030-R68MF 0.68 ±20% 2.9 3.4 21.0 23.0 1MT1030-1R0MF 1.0 ±20% 5.3 6.0 15.0 21.0 1MT1030-1R5MF 1.5 ±20% 6.5 7.5 13.5 20.0 1MT1030-2R2MF 2.2 ±20% 8.0 9.0 13.0 16.0 1MT1030-3R3MF 3.3 ±20% 14.5 16.0 9.0 14.0 1MT1030-4R7MF 4.7 ±20% 20.5 22.5 7.0 13.0 1MT1030-8R2MF 8.2 ±20% 35.0 45.0 5.0 8.5 1MT1030-100MF 10 ±20% 50.0 55.0 5.0 7.5 1MT1030-150MF 15 ±20% 59.0 65.0 4.0 6.0 1MT1040-R22MF 0.22 ±20% 0.7 0.8 38.0 60.0 1MT1040-R36MF 0.36 ±20% 1.1 1.3 30.0 60.0 1MT1040-R39MF 0.39 ±20% 1.1 1.3 30.0 60.0 1MT1040-R47MF 0.47 ±20% 1.6 1.8 26.0 40.0 1MT1040-R56MF 0.56 ±20% 1.6 1.8 26.0 40.0 1MT1040-R68MF 0.68 ±20% 2.4 2.7 22.0 39.0 1MT1040-R82MF 0.82 ±20% 2.7 3.0 20.0 38.0 1MT1040-1R0MF 1.0 ±20% 3.0 3.3 18.0 36.0 1MT1040-1R5MF 1.5 ±20% 3.8 4.2 16.0 33.0 1MT1040-2R2MF 2.2 ±20% 6.7 7.0 12.0 27.0 1MT1040-3R3MF 3.3 ±20% 11.0 13.2 11.0 14.5 1MT1040-4R7MF 4.7 ±20% 13.2 16.5 10.0 13.0 1MT1040-5R6MF 5.6 ±20% 16.0 18.5 8.5 10.5 1MT1040-6R8MF 6.8 ±20% 21.5 24.0 7.5 9.5 1MT1040-100MF 10 ±20% 27.0 30.0 7.0 8.5 1MT1040-150MF 15 ±20% 40.0 45.0 6.0 7.0 1MT1040-220MF 22 ±20% 60.0 66.0 5.0 5.5 1MT1040-330MF 33 ±20% 85.0 92.0 4.4 5.0 1MT1040-470MF 47 ±20% 130.0 145.0 3.3 3.5 1MT1040-680MF 68 ±20% 178.0 195.0 2.3 3.0 1MT1330-R22MF 0.22 ±20% 1.1 1.3 38.0 65.0 1MT1330-R33MF 0.33 ±20% 1.3 1.5 36.5 62.0 1MT1330-R39MF 0.39 ±20% 1.5 1.7 34.5 57.0 1MT1330-R47MF 0.47 ±20% 1.7 2.0 32.0 55.0 1MT1330-R56MF 0.56 ±20% 1.8 2.2 29.0 51.0 1MT1330-R68MF 0.68 ±20% 2.3 2.5 28.0 49.0 1MT1330-R82MF 0.82 ±20% 2.6 3.0 25.0 44.0 1MT1330-1R0MF 1.0 ±20% 3.3 3.5 24.0 40.0 1MT1330-1R5MF 1.5 ±20% 5.1 5.5 19.0 35.0 1MT1330-2R2MF 2.2 ±20% 7.2 8.0 16.0 29.0 1MT1330-3R3MF 3.3 ±20% 10.0 12.0 12.0 27.0 1MT1330-4R7MF 4.7 ±20% 16.0 18.0 9.0 22.0 1MT1350-R36MF 0.36 ±20% 0.8 1.1 41.0 75.0 1MT1350-R47MF 0.47 ±20% 1.1 1.3 38.0 65.0 1MT1350-R56MF 0.56 ±20% 1.2 1.5 36.0 55.0 1MT1350-R68MF 0.68 ±20% 1.5 1.7 34.0 54.0 1MT1350-R82MF 0.82 ±20% 1.8 2.1 31.0 53.0 1MT1350-1R0MF 1.0 ±20% 2.0 2.5 29.0 50.0 1MT1350-1R5MF 1.5 ±20% 3.4 4.1 23.0 48.0 1MT1350-2R2MF 2.2 ±20% 4.5 5.5 20.0 32.0 |