データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPN4920WS8RGB データシート(PDF) 3 Page - SYNC POWER Crop.

部品番号 SPN4920WS8RGB
部品情報  N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SYNC-POWER [SYNC POWER Crop.]
ホームページ  http://www.syncpower.com
Logo SYNC-POWER - SYNC POWER Crop.

SPN4920WS8RGB データシート(HTML) 3 Page - SYNC POWER Crop.

  SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 1Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 2Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 3Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 4Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 5Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 6Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 7Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 8Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 9Page - SYNC POWER Crop.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
2011/ 09/ 30
Ver.2
Page 3
SPN4920W
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(TA=25
Unless oth
erwise noted)
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ
Max.
Unit
Static
Drain-Source Breakdown Voltage
V(BR)DSS VGS=0V,ID=250uA
30
Gate Threshold Voltage
VGS(th) VDS=VGS,ID=250uA
0.6
1.8
V
Gate Leakage Current
IGSS
VDS=0V,VGS=±20V
±100
nA
VDS=24V,VGS=0V
1
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=24V,VGS=0V
TJ=55℃
5
uA
On-State Drain Current
ID(on)
VDS≥5V,VGS =10V
25
A
VGS= 10V,ID=6.8A
0.030
0.035
Drain-Source On-Resistance
RDS(on)
VGS=4.5V,ID=5.6A
0.037
0.046
Forward Transconductance
gfs
VDS=15V,ID=6.2A
13
S
Diode Forward Voltage
VSD
IS=2.3A,VGS =0V
0.8
1.2
V
Dynamic
Total Gate Charge
Qg
16
24
Gate-Source Charge
Qgs
3
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS=15V,VGS=10V
ID= 2A
2.5
nC
Input Capacitance
Ciss
450
Output Capacitance
Coss
240
Reverse Transfer Capacitance
Crss
VDS=15VGS=0V
f=1MHz
38
pF
td(on)
15
20
Turn-On Time
tr
6
12
td(off)
10
20
Turn-Off Time
tf
VDD=15V,RL=15Ω
ID≡1.0A,VGEN=10V
RG=6Ω
40
80
nS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com