データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PC81712NIP0F データシート(PDF) 5 Page - Sharp Corporation

部品番号 PC81712NIP0F
部品情報  DIP 4pin High CMR, Low Input Current Photocoupler
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SHARP [Sharp Corporation]
ホームページ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

PC81712NIP0F データシート(HTML) 5 Page - Sharp Corporation

  PC81712NIP0F Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation PC81712NIP0F Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation PC81712NIP0F Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation PC81712NIP0F Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation PC81712NIP0F Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation PC81712NIP0F Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation PC81712NIP0F Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation PC81712NIP0F Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation PC81712NIP0F Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Sheet No.: D2-A03302EN
Model Line-up
IC [mA]
(IF
=0.5mA, VCE=5V, Ta=25˚C)
with or without
Rank mark
A
0.5 to 3.0
0.6 to 1.5
Through-Hole
B
0.8 to 2.0
C
1.0 to 2.5
A or B
0.6 to 2.0
B or C
0.8 to 2.5
A, B or C
0.6 to 2.5
PC81710NSZ0F
PC81711NSZ0F
PC81712NSZ0F
PC81713NSZ0F
PC81715NSZ0F
PC81716NSZ0F
PC81718NSZ0F
PC81710NIP0F
PC81711NIP0F
PC81712NIP0F
PC81713NIP0F
PC81715NIP0F
PC81716NIP0F
PC81718NIP0F
SMT Gullwing
Sleeve
100pcs/sleeve
Taping
2 000pcs/reel
Lead Form
Model No.
Package
5
Please contact a local SHARP sales representative to inquire about production status.
PC8171xNSZ0F Series



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com