| データシートサーチシステム |
|
HT9302B データシート(PDF) 23 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT9302B データシート(HTML) 23 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
23 / 27 page ![]() 18-pin DIP (300mil) outline dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 895 ¾ 915 B 240 ¾ 260 C 125 ¾ 135 D 125 ¾ 145 E16 ¾ 20 F50 ¾ 70 G ¾ 100 ¾ H 295 ¾ 315 I 335 ¾ 375 a 0 °¾ 15 ° HT9302 Series Rev. 1.20 23 September 30, 2002 1 8 1 1 0 9 a A B C D E . G H I |