| データシートサーチシステム |
|
HT9302B データシート(PDF) 24 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT9302B データシート(HTML) 24 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
24 / 27 page ![]() 20-pin DIP (300mil) outline dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 1020 ¾ 1045 B 240 ¾ 260 C 125 ¾ 135 D 125 ¾ 145 E16 ¾ 20 F50 ¾ 70 G ¾ 100 ¾ H 295 ¾ 315 I 335 ¾ 375 a 0 °¾ 15 ° HT9302 Series Rev. 1.20 24 September 30, 2002 2 0 1 1 1 1 0 a A B C D E . G H I |