データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

H1A424M167 データシート(PDF) 27 Page - Hynix Semiconductor

部品番号 H1A424M167
部品情報  Image Signal Processor for Hyundai CMOS Image Sensor
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HYNIX [Hynix Semiconductor]
ホームページ  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

H1A424M167 データシート(HTML) 27 Page - Hynix Semiconductor

Back Button H1A424M167 Datasheet HTML 23Page - Hynix Semiconductor H1A424M167 Datasheet HTML 24Page - Hynix Semiconductor H1A424M167 Datasheet HTML 25Page - Hynix Semiconductor H1A424M167 Datasheet HTML 26Page - Hynix Semiconductor H1A424M167 Datasheet HTML 27Page - Hynix Semiconductor H1A424M167 Datasheet HTML 28Page - Hynix Semiconductor H1A424M167 Datasheet HTML 29Page - Hynix Semiconductor H1A424M167 Datasheet HTML 30Page - Hynix Semiconductor H1A424M167 Datasheet HTML 31Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 47 page
background image
Hyundai Electronics Industries Co., Ltd.
H1A424M167
1999 October 11
Page
27
l
Fundamental color matrix equation
CMA11 CMA12
CMA13
CMA21 CMA22
CMA23
CMA31 CMA32
CMA33
R
G
B
OFSR
OFSG
OFSB
+
CMA11 Register[8Ah]
[5Ah]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[0]
[ 7..0 ]
CMA11 Value X 64
2’s Complement
[R/W]
CMA12 Register[8Bh]
[F3h]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[0]
[ 7..0 ]
CMA12 Value X 64
2’s Complement
[R/W]
CMA13 Register[8Ch]
[F3h]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[0]
[ 7..0 ]
CMA13 Value X 64
2’s Complement
[R/W]
CMA21 Register[8Dh]
[F3h]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[0]
[ 7..0 ]
CMA21 Value X 64
2’s Complement
[R/W]
CMA22 Register[8Eh]
[5Ah]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[0]
[ 7..0 ]
CMA22 Value X 64
2’s Complement
[R/W]
CMA23 Register[8Fh]
[F3h]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[0]
[ 7..0 ]
CMA23 Value X 64
2’s Complement
[R/W]
CMA31 Register[90h]
[F3h]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[0]
[ 7..0 ]
CMA31 Value X 64
2’s Complement
[R/W]
CMA32 Register[91h]
[F3h]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[0]
[ 7..0 ]
CMA32 Value X 64
2’s Complement
[R/W]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com