| データシートサーチシステム |
|
ICS1887 データシート(PDF) 12 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS1887 データシート(HTML) 12 Page - Integrated Circuit Systems |
|
12 / 14 page ![]() 12 ICS1887 Transmit Latency Receive Latency T# PARAMETER (conditions) MIN TYP MAX UNITS t1 TD[4:0] sampled to TX+ Output of 1st bit — — 5 bits T# PARAMETER (conditions) MIN TYP MAX UNITS t1 MSbit into RX+ to MSb on RD[4:0] — — 8 bits |