| データシートサーチシステム |
|
ICS1887 データシート(PDF) 11 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS1887 データシート(HTML) 11 Page - Integrated Circuit Systems |
|
11 / 14 page ![]() 11 ICS1887 5-Bit Interface – Synchronous Transmit Timing 5-Bit Interface – Synchronous Receive Timing T# PARAMETER (conditions) MIN TYP MAX UNITS t1 TD[4:0] Setup to TCLK rise 10 — — ns t2 TD[4:0] Hold after TCLK rise 0 — — ns T# PARAMETER (conditions) MIN TYP MAX UNITS t1 RD[4:0] Setup to RCLK rise 13.0 — — ns t2 RD[4:0] Hold after RCLK rise 12.5 — — ns |