| データシートサーチシステム |
|
ICS1889 データシート(PDF) 28 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS1889 データシート(HTML) 28 Page - Integrated Circuit Systems |
|
28 / 35 page ![]() 28 ICS1889 Clocks Synchrous Transmit Timing Clocks Synchrous Receive Timing T# PARAMETER (conditions) MIN TYP MAX UNITS t 1 TXD, TXEN, TXER Setup to TXCLK rise 10 —— ns t 2 TXD, TXEN, TXER hold after TXCLK rise 0 — — ns T# PARAMETER (conditions) MIN TYP MAX UNITS t 1 RXD, RXDV, RXER Setup to RXCLK rise 13.0 —— ns t 2 RXD, RXDV, RXER Hold after RXCLK rise 12.5 — — ns |