データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SGM3141B データシート(PDF) 6 Page - SG Micro Corp

部品番号 SGM3141B
部品情報  Charge Pump LED Driver
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SGMICRO [SG Micro Corp]
ホームページ  http://www.sg-micro.com
Logo SGMICRO - SG Micro Corp

SGM3141B データシート(HTML) 6 Page - SG Micro Corp

Back Button SGM3141B Datasheet HTML 2Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 3Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 4Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 5Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 6Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 7Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 8Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 9Page - SG Micro Corp SGM3141B Datasheet HTML 10Page - SG Micro Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
700mA Buck/Boost
Charge Pump LED Driver
6
SGM3141B
SG Micro Corp
www.sg-micro.com
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
CIN = 10μF, CF = 1μF, COUT = 4.7μF, unless otherwise noted.
Efficiency vs. Input Voltage
0
20
40
60
80
100
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
Input Voltage (V)
Torch 150mA VF = 2.96V Torch 200mA VF = 3.06V
Flash 300mA VF = 3.15V Flash 600mA VF = 3.42V
Flash 700mA VF = 3.53V
Battery Current vs. Input Voltage
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
33.2
3.4
3.6
3.844.2
Input Voltage (V)
Torch 200mA VF = 3.06V
Flash 700mA VF = 3.53V
Output Current vs. Input Voltage
100
200
300
400
500
600
700
800
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
Input Voltage (V)
Torch 150mA VF = 2.96V Torch 200mA VF = 3.06V
Flash 300mA VF = 3.15V Flash 600mA VF = 3.42V
Flash 700mA VF = 3.53V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com